công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6728H bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6728H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single phase PWM controller with Power Good
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6728H bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics

Back Button L6728H Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L6728H Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 32 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
L6728H
5 A demonstration board
Doc ID 15725 Rev 1
27/32
Table 7.
5 A demonstration board - bill of material
Qty
Reference
Description
Package
Capacitors
2
C12, C51
MLCC, 10
μF, 25 V, X5R
Murata GRM31CR61E106KA12
SMD1206
1
C10
MLCC, 100 nF, 16 V, X7R
SMD0603
2
C14, C38
MLCC, 1
μF, 16 V, X7R
SMD0805
1C39
MLCC, 22
μF, 6.3 V, X5R
Murata GRM31CR60J226ME19L
SMD1206
1C30
330
μF, 6.3 V, 9 mΩ
Sanyo 6TPF330M9L
SMD7343
2
C23, C36
MLCC, 6.8 nF, X7R
SMD0603
1
C24
MLCC, 68 nF, X7R
1
C35
MLCC, 220 pF, X7R
Resistors
3
R1, R2, R17
Resistor, 3R3, 1/16 W, 1%
SMD0603
3
R3, R5, R16
Resistor, 0R, 1/16 W, 1%
SMD0603
1
R4
Resistor, 1R8, 1/8 W, 1%
SMD0805
1
R14
Resistor, 15R, 1/16 W, 1%
SMD0603
2
R6, R9
Resistor, 2K2, 1/16 W, 1%
SMD0603
2
R8, R13
Resistor, 3K9, 1/16 W, 1%
1
R7
Resistor, 4K7, 1/16 W, 1%
1
R19
Resistor, 22K, 1/16 W, 1%
1
R18
Resistor, 10K, 1/16 W, 1%
Inductor
1L1
Inductor, 2.2
μH,
WURTH 744324220LF
na
Active Components
1
D1
Diode, BAT54
SOT23
1
Q5
STS9D8NH3LL
SO8
1
U1
Controller, L6728H
DFN10, 3x3 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com