công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT97N65B2C6 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APT97N65B2C6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Junction MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APT97N65B2C6 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microsemi Corporation

  APT97N65B2C6 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation APT97N65B2C6 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation APT97N65B2C6 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation APT97N65B2C6 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation APT97N65B2C6 Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Figure 17, Turn-on Switching Waveforms and Definitions
Figure 18, Turn-off Switching Waveforms and Definitions
IC
D.U.T.
APT30DF60
VCE
Figure 20, Inductive Switching Test Circuit
VDD
G
Figure 19, Inductive Switching Test Circuit
T
J = 125°C
Collector Current
Collector Voltage
Gate Voltage
10%
t
d(on)
90%
10%
t
r
5%
Switching Energy
T
J = 125°C
Collector Voltage
Collector Current
Gate Voltage
Switching Energy
0
t
d(off)
10%
t
f
90%
15.49 (.610)
16.26 (.640)
5.38 (.212)
6.20 (.244)
4.50 (.177) Max.
19.81 (.780)
20.32 (.800)
20.80 (.819)
21.46 (.845)
1.65 (.065)
2.13 (.084)
1.01 (.040)
1.40 (.055)
5.45 (.215) BSC
2.87 (.113)
3.12 (.123)
4.69 (.185)
5.31 (.209)
1.49 (.059)
2.49 (.098)
2.21 (.087)
2.59 (.102)
0.40 (.016)
Drain
Source
Gate
These dimensions are equal to the TO-247 without the mounting hole.
2-Plcs.
19.51 (.768)
20.50 (.807)
19.81 (.780)
21.39 (.842)
25.48 (1.003)
26.49 (1.043)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
0.76 (.030)
1.30 (.051)
3.10 (.122)
3.48 (.137)
4.60 (.181)
5.21 (.205)
1.80 (.071)
2.01 (.079)
2.59 (.102)
3.00 (.118)
0.48 (.019)
0.84 (.033)
Drain
Source
Gate
Dimensions in Millimeters and (Inches)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
5.79 (.228)
6.20 (.244)
2.79 (.110)
3.18 (.125)
5.45 (.215) BSC
2-Plcs.
Dimensions in Millimeters and (Inches)
e3 100% Sn Plated
TO-264 (L) Package Outline
T-MAX® (B2) Package Outline
1.016(.040)
Typical Performance Curves
APT97N65B2_LC6



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com