công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8563SDSCT bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8563SDSCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 16-/14-/12-BIT, ULTRALOW-GLITCH, LOW-POWER, BUFFERED, VOLTAGE-OUTPUT
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC8563SDSCT bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8563SDSCT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments DAC8563SDSCT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 56 page
background image
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Temperature (°C)
DACs at midscale code
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Temperature (°C)
Internal reference enabled
DACs at midscale code, Gain = 1
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65536
Digital Input Code
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65536
Digital Input Code
Internal reference enabled, Gain = 1
Power Supply Current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
Power Supply Current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
Internal reference enabled
Gain = 1
DAC8562, DAC8563
DAC8162, DAC8163
DAC7562, DAC7563
www.ti.com
SLAS719C
– AUGUST 2010 – REVISED JUNE 2011
TYPICAL CHARACTERISTICS: DAC at AVDD = 3.6 V
At TA = 25°C, 3.3-V external reference used, gain = 1 and DAC output not loaded, unless otherwise noted.
POWER-SUPPLY CURRENT
POWER-SUPPLY CURRENT
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 49.
Figure 50.
POWER-SUPPLY CURRENT
POWER-SUPPLY CURRENT
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 51.
Figure 52.
POWER-SUPPLY CURRENT
POWER-SUPPLY CURRENT
HISTOGRAM
HISTOGRAM
Figure 53.
Figure 54.
Copyright
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
19
Product Folder Link(s): DAC8562 DAC8563 DAC8162 DAC8163 DAC7562 DAC7563



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com