công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F52107ADFN bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F52107ADFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  50-MHz 32-bit RX MCUs, 78 DMIPS, up to 512-KB flash memory, 12-bit AD, 10-bit DA
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F52107ADFN bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F52107ADFN Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F52107ADFN Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 92 page
background image
R01DS0041EJ0050 Rev.0.50
Page 84 of 90
Apr 15, 2011
RX210 Group
Appendix 1. Package Dimensions
Under development Preliminary document
Specifications in this document are tentative and subject to change.
Appendix 1.Package Dimensions
Information on the latest version of the package dimensions or mountings has been displayed in “Packages” on Renesas
Electronics Corporation. website.
Figure A
100-Pin TFLGA (PTLG0100JA-A)
P-TFLGA100-7x7-0.65
0.1g
MASS[Typ.]
100F0G
PTLG0100JA-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
0.15
v
0.20
w
0.08
0.485
0.435
0.385
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
7.0
D
7.0
E
1.05
A
x
0.65
e
0.10
y
b1
b
0.31
0.35
0.39
0.575
ZD
ZE
0.575
Index mark
S
w
A
A
H
G
F
E
D
C
B
12345678
yS
S
A
v
×4
(Laser mark)
Index mark
J
K
910
D
e
A
ZD
B
φ b
φ b1
φ
× MS AB
φ
× MS AB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com