công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R8C bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R8C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Household appliances, office equipment, audio equipment, consumer products
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R8C bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R8C Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp R8C Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 106 page
background image
R8C/LA3A Group, R8C/LA5A Group, R8C/LA6A Group, R8C/LA8A Group
Package Dimensions
R01DS0011EJ0100 Rev.1.00
Page 99 of 102
Dec 21, 2010
Package Dimensions
Diagrams showing the latest package dimensions and mounting information are available in the “Packages” section of
the Renesas Electronics web site.
2.
1.
DIMENSIONS "
*1" AND "*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
NOTE)
DIMENSION "
*3" DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
Index mark
*3
F
32
25
24
17
16
9
8
1
*1
x
bp
e
D
HD
ZD
Detail F
L1
L
Previous Code
JEITA Package Code
RENESAS Code
PLQP0032GB-A
32P6U-A
MASS[Typ.]
0.2g
P-LQFP32-7x7-0.80
1.0
0.125
0.35
0.7
0.7
0.20
0.20
0.145
0.09
0.42
0.37
0.32
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
7.1
7.0
6.9
D
7.1
7.0
6.9
E
1.4
A2
9.2
9.0
8.8
9.2
9.0
8.8
1.7
A
0.2
0.1
0
0.7
0.5
0.3
L
x
8°
0°
c
0.8
e
0.10
y
HD
HE
A1
bp
b1
c1
ZD
ZE
L1
Terminal cross section
b1
bp
y
S
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com