| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R8C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R8C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 106 page ![]() R01DS0011EJ0100 Rev.1.00 Page 4 of 102 Dec 21, 2010 R8C/LA3A Group, R8C/LA5A Group, R8C/LA6A Group, R8C/LA8A Group 1. Overview Notes: 1. The symbol “—” indicates there is no LCD display function. Set the corresponding bits to 0 by setting registers LSE0, LSE2, and LSE5 for these pins. 2. When using the LCD drive control circuit, set the corresponding bit in the LSE5 register to 1. Notes: 1. The symbol “—” indicates there is no LCD display function. Set the corresponding bits to 0 by setting registers LSE1, LSE4 and LSE5 for these pins. 2. When using the LCD drive control circuit, set the corresponding bit in the LSE5 register to 1. Table 1.4 LCD Display Function Pins Provided for Each Group (R8C/LA3A Group, R8C/LA5A Group) Shared I/O Port R8C/LA3A Group Common output: Max. 4 Segment output: Max. 11 R8C/LA5A Group Common output: Max. 4 Segment output: Max. 27 P0 ———————— SEG 7 SEG 6 SEG 5 SEG 4 SEG 3 SEG 2 SEG 1 SEG 0 P2 SEG 15 SEG 14 SEG 13 SEG 12 SEG 11 SEG 10 SEG 9 SEG 8 SEG 15 SEG 14 SEG 13 SEG 12 SEG 11 SEG 10 SEG 9 SEG 8 P3 ———————— SEG 23 SEG 22 SEG 21 SEG 20 SEG 19 SEG 18 SEG 17 SEG 16 P5 — VL3 (2) VL2 (2) VL1 (2) COM 0 COM 1 SEG 26 COM 2 SEG 25 COM 3 SEG 24 — VL3 (2) VL2 (2) VL1 (2) COM 0 COM 1 SEG 26 COM 2 SEG 25 COM 3 SEG 24 Table 1.5 LCD Display Function Pins Provided for Each Group (R8C/LA6A Group, R8C/LA8A Group) Shared I/O Port R8C/LA6A Group Common output: Max. 4 Segment output: Max. 32 R8C/LA8A Group Common output: Max. 4 Segment output: Max. 40 P0 SEG 7 SEG 6 SEG 5 SEG 4 SEG 3 SEG 2 SEG 1 SEG 0 SEG 7 SEG 6 SEG 5 SEG 4 SEG 3 SEG 2 SEG 1 SEG 0 P1 SEG 15 SEG 14 SEG 13 SEG 12 SEG 11 SEG 10 —— SEG 15 SEG 14 SEG 13 SEG 12 SEG 11 SEG 10 SEG 9 SEG 8 P2 SEG 23 SEG 22 SEG 21 SEG 20 SEG 19 SEG 18 SEG 17 SEG 16 SEG 23 SEG 22 SEG 21 SEG 20 SEG 19 SEG 18 SEG 17 SEG 16 P3 SEG 31 SEG 30 SEG 29 SEG 28 SEG 27 SEG 26 SEG 25 SEG 24 SEG 31 SEG 30 SEG 29 SEG 28 SEG 27 SEG 26 SEG 25 SEG 24 P4 SEG 39 SEG 38 —————— SEG 39 SEG 38 SEG 37 SEG 36 SEG 35 SEG 34 SEG 33 SEG 32 P5 — VL3 (2) VL2 (2) VL1 (2) COM 0 COM 1 COM 2 COM 3 — VL3 (2) VL2 (2) VL1 (2) COM 0 COM 1 COM 2 COM 3 |