công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD2985BM33R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD2985BM33R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop and low noise voltage regulator low ESR capacitors compatible, with inhibit function
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD2985BM33R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LD2985BM33R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
Pin configuration
LD2985Axx, LD2985Bxx
4/21
2
Pin configuration
Figure 2.
Pin connections (top view)
Table 2.
Pin description
Pin n°
Symbol
Name and function
1
IN
Input port
2
GND
Ground pin
3
INHIBIT
Control switch ON/OFF. Inhibit is not internally pulled-up; it cannot be left floating.
Disable the device when connected to GND or to a positive voltage less than 0.18V
4
Bypass
Bypass pin: capacitor to be connected to GND in order to improve the thermal noise
performances
5
OUT
Output port
Table 3.
Thermal data
Symbol
Parameter
SOT23-5L
Unit
RthJC
Thermal resistance junction-case
81
°C/W
RthJA
Thermal resistance junction-ambient
255
°C/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com