công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD2985BM33R bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD2985BM33R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop and low noise voltage regulator low ESR capacitors compatible, with inhibit function
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD2985BM33R bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button LD2985BM33R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LD2985BM33R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
LD2985Axx, LD2985Bxx
Electrical characteristics
7/21
VO
Output voltage
VI = 4.8V
3.743
3.8
3.857
V
IO = 1 to 150mA
3.705
3.895
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
3.667
3.933
VO
Output voltage
VI = 5.0V
3.94
4
4.06
V
IO = 1 to 150mA
3.9
4.1
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
3.86
4.14
VO
Output voltage
VI = 5.7V
4.63
4.7
4.77
V
IO = 1 to 150mA
4.582
4.817
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
4.5355
4.8645
VO
Output voltage
VI = 6.0V
4.925
5
5.075
V
IO = 1 to 150mA
4.875
5.125
IO = 1 to 150 mA, TJ= -40 to 125°C
4.825
5.175
ISC
Short circuit current
RL = 0
400
mA
ΔVO/ΔVI Line regulation
VI = VO + 1V to 16V, IO = 1 mA
0.003
0.014
%/VI
VI = VO + 1V to 16V, IO = 1 mA,
TJ= -40 to 125°C
0.032
VDROP
Dropout voltage
IO = 0
1
3
mV
IO = 0, TJ= -40 to 125°C
5
IO = 1mA
7
10
IO = 1mA, TJ= -40 to 125°C
15
IO = 10mA
40
60
IO = 10mA, TJ= -40 to 125°C
90
IO = 50mA
120
150
IO = 50mA, TJ= -40 to 125°C
225
IO = 150mA
280
350
IO = 150mA, TJ= -40 to 125°C
575
IQ
Quiescent current
ON MODE
IO = 0
80
100
µA
IO = 0, TJ= -40 to 125°C
150
IO = 1mA
100
150
IO = 1mA, TJ= -40 to 125°C
200
IO = 10mA
200
300
IO = 10mA, TJ= -40 to 125°C
400
IO = 50mA
600
900
IO = 50mA, TJ= -40 to 125°C
1200
IO = 150mA
2000
3000
IO = 150mA, TJ= -40 to 125°C
4000
OFF MODE
VINH<0.18V
0
VINH<0.18V, TJ= -40 to 125°C
2
SVR
Supply voltage rejection
CBYP = 0.01µF, CO = 10µF, f = 1kHz
45
dB
VIL
Control input logic low
TJ= -40 to 125°C
0.15
V
Table 5.
Electrical characteristics for LD2985A (continued) (TJ = 25 °C, VI = VO + 1 V, IO = 50 mA,
VSHDN = 2 V, CI = CO = 1 µF, unless otherwise specified).
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com