công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8343ZQADDB bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8343ZQADDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8343EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8343ZQADDB bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 79 page
background image
MPC8343EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 10
Freescale Semiconductor
65
Clocking
19.3
Suggested PLL Configurations
Table 58 shows suggested PLL configurations for 33 and 66 MHz input clocks, when CFG_CLKIN_DIV
is low at reset.
00
0010
02:1
2
01
0010
02:1
4
10
0010
02:1
8
11
0010
02:1
8
00
0010
1
2.5:1
2
01
0010
1
2.5:1
4
10
0010
1
2.5:1
8
11
0010
1
2.5:1
8
00
0011
03:1
2
01
0011
03:1
4
10
0011
03:1
8
11
0011
03:1
8
1 Core VCO frequency = core frequency
× VCO divider. The VCO divider must be set properly so that the core VCO frequency
is in the range of 800–1800 MHz.
Table 58. Suggested PLL Configurations
Ref
No.1
RCWL
266 MHz Device
333 MHz Device
400 MHz Device
SPMF
CORE
PLL
Input
Clock
Freq
(MHz)2
CSB
Freq
(MHz)
Core
Freq
(MHz)
Input
Clock
Freq
(MHz)2
CSB
Freq
(MHz)
Core
Freq
(MHz)
Input
Clock
Freq
(MHz)2
CSB
Freq
(MHz)
Core
Freq
(MHz)
33 MHz CLKIN/PCI_CLK Options
343
0011
1000011
33
100
150
33
100
150
33
100
150
324
0011
0100100
33
100
200
33
100
200
33
100
200
423
0100
0100011
33
133
200
33
133
200
33
133
200
622
0110
0100010
33
200
200
33
200
200
33
200
200
523
0101
0100011
33
166
250
33
166
250
33
166
250
424
0100
0100100
33
133
266
33
133
266
33
133
266
822
1000
0100010
33
266
266
33
266
266
33
266
266
Table 57. e300 Core PLL Configuration (continued)
RCWL[COREPLL]
core_clk : csb_clk Ratio
VCO Divider1
0–1
2–5
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com