công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8343ZQADDB bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8343ZQADDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8343EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8343ZQADDB bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 55Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 56Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 79 page
background image
MPC8343EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 10
Freescale Semiconductor
57
Package and Pin Listings
Power and Ground Signals
AVDD1
C15
Power for e300
PLL (1.2 V)
AVDD1—
AVDD2U1
Power for
system PLL
(1.2 V)
AVDD2—
AVDD3
AF9
Power for DDR
DLL (1.2 V)
——
AVDD4
U2
Power for LBIU
DLL (1.2 V)
AVDD4—
GND
A2, B1, B2, D10, D18, E6, E14, E22, F9,
F12, F15, F18, F21, F24, G5, H6, J23,
L4, L6, L12, L13, L14, L15, L16, L17,
M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17,
M18, M23, N11, N12, N13, N14, N15,
N16, N17, N18, P6, P11, P12, P13, P14,
P15, P16, P17, P18, P24, R5, R23, R11,
R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18,
T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18,
U6, U11, U12, U13, U14, U15, U16,
U17, U18, V12, V13, V14, V15, V16,
V17, V23, V25, W4, Y6, AA23, AB24,
AC5, AC8, AC11, AC14, AC17, AC20,
AD9, AD15, AD21, AE12, AE18, AF3,
AF26
——
—
GVDD
U9, V9, W10, W19, Y11, Y12, Y14, Y15,
Y17, Y18, AA6, AB5, AC9, AC12, AC15,
AC18, AC21, AC24, AD6, AD8, AD14,
AD20, AE5, AE11, AE17, AG2, AG27
Power for DDR
DRAM I/O
voltage
(2.5 V)
GVDD
—
LVDD1
U20, W25
Power for three
speed Ethernet
#1 and for
Ethernet
management
interface I/O
(2.5V, 3.3V)
LVDD1
—
LVDD2
V20, Y23
Power for three
speed Ethernet
#2 I/O (2.5 V,
3.3 V)
LVDD2
—
VDD
J11, J12, J15, K10, K11, K12, K13, K14,
K15, K16, K17, K18, K19, L10, L11, L18,
L19, M10, M19, N10, N19, P9, P10, P19,
R10, R19, R20, T10, T19, U10, U19,
V10, V11, V18, V19, W11, W12, W13,
W14, W15, W16, W17, W18
Power for core
(1.2 V)
VDD
—
Table 51. MPC8343EA (PBGA) Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com