công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8343ZQADDB bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8343ZQADDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8343EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8343ZQADDB bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 43Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 45Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 47Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8343ZQADDB Datasheet HTML 48Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 79 page
background image
MPC8343EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 10
44
Freescale Semiconductor
Timers
Figure 30 shows the PCI input AC timing diagram.
Figure 30. PCI Input AC Timing Diagram
Figure 31 shows the PCI output AC timing diagram.
Figure 31. PCI Output AC Timing Diagram
14 Timers
This section describes the DC and AC electrical specifications for the timers.
14.1
Timer DC Electrical Characteristics
Table 43 provides the DC electrical characteristics for the MPC8343EA timer pins, including TIN, TOUT,
TGATE, and RTC_CLK.
Table 43. Timer DC Electrical Characteristics
Parameter
Symbol
Condition
Min
Max
Unit
Input high voltage
VIH
—2.0
OVDD +0.3
V
Input low voltage
VIL
—–0.3
0.8
V
Input current
IIN
——
±5
μA
Output high voltage
VOH
IOH = –8.0 mA
2.4
—
V
Output low voltage
VOL
IOL = 8.0 mA
—
0.5
V
Output low voltage
VOL
IOL = 3.2 mA
—
0.4
V
tPCIVKH
CLK
Input
tPCIXKH
CLK
Output Delay
tPCKHOV
High-Impedance
tPCKHOZ
Output
tPCKHOX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com