công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89LPC9211FDH bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89LPC9211FDH
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADC
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

P89LPC9211FDH bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89LPC9211FDH Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 75 page
background image
P89LPC92X1
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 2 — 1 December 2010
58 of 75
NXP Semiconductors
P89LPC9201/9211/922A1/9241/
8-bit microcontroller with 8-bit ADC
10.2 Internal RC/watchdog oscillator characteristics
Note: The graphs provided are a statistical summary based on a limited number of
samples and only for information purposes. The performance characteristics listed are not
tested or guaranteed.
Central frequency of internal RC oscillator = 7.3728 MHz
Fig 25. Average internal RC oscillator frequency vs. VDD at +25 °C
Note: Central frequency of internal RC oscillator = 7.3728 MHz
Fig 26. Average internal RC oscillator frequency vs. VDD at −40 °C
VDD (V)
2.4
3.6
3.2
2.8
002aae344
0
−0.1
0.1
0.2
frequency
deviation
(%)
−0.2
VDD (V)
2.4
3.6
3.2
2.8
002aae346
0
−0.1
0.1
0.2
frequency
deviation
(%)
−0.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com