công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST10F272Z2Q3 bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST10F272Z2Q3
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit MCU with 256 Kbyte Flash memory and 20 Kbyte RAM
PDF  189 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST10F272Z2Q3 bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics

Back Button ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics ST10F272Z2Q3 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 189 page
background image
General purpose timer unit
ST10F272Z2
62/189
Figure 10.
Block diagram of GPT1
Resolution
200 ns
400 ns
0.8 µs
1.6 µs
3.2 µs
6.4 µs
12.8 µs
25.6 µs
Period
maximum
13.1 ms
26.2 ms
52.4 ms
104.8 ms
209.7 ms
419.4 ms
838.9 ms
1.678 s
Table 35.
GPT1 timer input frequencies, resolutions and periods at 40 MHz (continued)
fCPU = 40 MHz
Timer Input Selection T2I / T3I / T4I
000b
001b
010b
011b
100b
101b
110b
111b
Table 36.
GPT1 timer input frequencies, resolutions and periods at 64 MHz
fCPU = 64 MHz
Timer Input Selection T2I / T3I / T4I
000b
001b
010b
011b
100b
101b
110b
111b
Pre-scaler factor
8
16
32
64
128
256
512
1024
Input Freq
8 MHz
4 MHz
2 MHz
1 kHz
500 kHz
250 kHz
128 kHz
64 kHz
Resolution
125 ns
250 ns
0.5 µs
1.0 µs
2.0 µs
4.0 µs
8.0 µs
16.0 µs
Period maximum
8.2 ms
16.4 ms
32.8 ms
65.5 ms
131.1 ms
262.1 ms
524.3 ms
1.049 s
2n n=3...10
2n n=3...10
2n n=3...10
T2EUD
T2IN
CPU Clock
CPU Clock
CPU Clock
T3IN
T4IN
T3EUD
T4EUD
GPT1 Timer T2
GPT1 Timer T3
GPT1 Timer T4
T3OTL
Reload
Capture
U/D
U/D
Reload
Capture
Interrupt
Request
Interrupt
Request
Interrupt
Request
T3OUT
U/D
T2
Mode
Control
T3
Mode
Control
T4
Mode
Control



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com