công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD853F2 bảng dữ liệu(PDF) 126 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD853F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash in-system programmable (ISP) peripherals for 8-bit MCUs, 5 V
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD853F2 bảng dữ liệu(HTML) 126 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD853F2 Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 126 / 128 page
background image
TQFP64 pin assignments
PSD8XXFX
126/128
Doc ID 7833 Rev 7
33
AD3
34
AD4
35
AD5
36
AD6
37
AD7
38
VCC
39
VCC
40
AD8
41
AD9
42
AD10
43
AD11
44
AD12
45
AD13
46
AD14
47
AD15
48
CNTL0
49
NC
50
RESET
51
CNTL2
52
CNTL1
53
PB7
54
PB6
55
GND
56
GND
57
PB5
58
PB4
59
PB3
60
PB2
61
PB1
62
PB0
63
NC
64
NC
Table 78.
TQFP64 connections (see Features) (continued)
Pin number
Pin assignments



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com