công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD853F2 bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD853F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash in-system programmable (ISP) peripherals for 8-bit MCUs, 5 V
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD853F2 bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD853F2 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 93 / 128 page
background image
PSD8XXFX
AC/DC parameters
Doc ID 7833 Rev 7
93/128
Figure 34.
PLD ICC /frequency consumption (5 V range)
Figure 35.
PLD ICC /frequency consumption (3 V range)
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
110
VCC = 5V
50
010
15
5
20
25
HIGHEST COMPOSITE FREQUENCY AT PLD INPUTS (MHz)
TURBO
ON
(100%)
TURBO
ON
(25%)
TURBO
OFF
PT 100%
PT 25%
AI02894
0
10
20
30
40
50
60
VCC = 3V
010
15
5
20
25
TURBO
ON (100%)
TURBO
ON (25%)
TURBO
OFF
HIGHEST COMPOSITE FREQUENCY AT PLD INPUTS (MHz)
PT 100%
PT 25%
AI03100
Table 38.
Example of PSD typical power calculation at VCC=5.0 V (Turbo mode on)
(1)
Conditions
Highest Composite PLD input frequency
(Freq PLD)
= 8 MHz
MCU ALE frequency (Freq ALE)
= 4 MHz
% Flash memory access
= 80%
% SRAM access
= 15%
% I/O access
= 5% (no additional power above base)
Operational modes
% Normal
= 10%
% Power-down mode
= 90%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com