công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD853F2 bảng dữ liệu(PDF) 125 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD853F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash in-system programmable (ISP) peripherals for 8-bit MCUs, 5 V
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD853F2 bảng dữ liệu(HTML) 125 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD853F2 Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics PSD853F2 Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 125 / 128 page
background image
PSD8XXFX
TQFP64 pin assignments
Doc ID 7833 Rev 7
125/128
Appendix C
TQFP64 pin assignments
Table 78.
TQFP64 connections (see Features)
Pin number
Pin assignments
1PD2
2PD1
3PD0
4PC7
5PC6
6PC5
7VCC
8VCC
9VCC
10
GND
11
GND
12
PC3
13
PC2
14
PC1
15
PC0
16
NC
17
NC
18
NC
19
PA7
20
PA6
21
PA5
22
PA4
23
PA3
24
GND
25
GND
26
PA2
27
PA1
28
PA0
29
AD0
30
AD1
31
N/D
32
AD2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com