công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F482BPF bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90F482BPF
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Microcontroller
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90F482BPF bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90F482BPF Datasheet HTML 26Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 27Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 28Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 29Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 30Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 31Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 32Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 33Page - fujitsu semiconductor MB90F482BPF Datasheet HTML 34Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 124 page
background image
MB90480B/485B Series
30
DS07-13722-11E
(Continued)
Descriptions for read/write
Descriptions for initial value
R/W : Readable and writable
R
: Read only
W
: Write only
0
: The initial value of this bit is “0”.
1
: The initial value of this bit is “1”.
X
: The initial value of this bit is undefined.
-
: This bit is not used.
*
: The initial value of this bit is “1” or “0”.
The value depends on the mode pin (MD2, MD1 and MD0) .
+
: The initial value of this bit is “1” or “0”.
The value depends on the RAM area of device.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com