công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R2A20118ASP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R2A20118ASP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Critical Conduction Mode Interleaved PFC Control IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R2A20118ASP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R2A20118ASP Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
R2A20118ASP
Preliminary
R03DS0002EJ0100 Rev.1.00
Page 9 of 9
Jul 14, 2010
Package Dimensions
0.80
0.15
1.27
7.50
8.00
0.40
0.34
A1
13.0
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
2.20
0.90
0.70
0.50
5.50
0.20
0.10
0.00
0.46
0.25
0.20
0.15
7.80
8°
0°
0.12
1.15
12.60
L1
Z
HE
y
x
θ
c
bp
A2
E
D
b1
c1
e
e
L
A
20
11
10
F
*1
*3
p
M
x
y
1
Index mark
D
b
Z
Terminal cross section
( Ni/Pd/Au plating )
p
b
1
Detail F
L
L
θ
NOTE)
1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION"*3"DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
P-SOP20-5.5x12.6-1.27
0.31g
MASS[Typ.]
FP-20DAV
PRSP0020DD-B
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com