công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R2A20118ASP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R2A20118ASP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Critical Conduction Mode Interleaved PFC Control IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R2A20118ASP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R2A20118ASP Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R2A20118ASP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
R2A20118ASP
Preliminary
R03DS0002EJ0100 Rev.1.00
Page 8 of 9
Jul 14, 2010
System Diagram
From GD-M
Q1
3M
PFC OUT
(390 Vdc, 300 W)
VRB1
T1
From GD-S
Q2
T2
D1
D2
230
μ
230
μ
GD-M
VCC
GD-S
COMP
VREF
RAMP
BO
RAMP-GAIN
RT
R2A20118ASP
FB
OCP-M
ZCD-M
ZCD-S
GND
OCP-S
SS
TL
OVP2
To
Q1 gate
GND
0.1
μ
1
μ
0.1
μ
33 k
51 k
68 k
3 M
820 k
1
μ
2.2
μ
2
μ
0.1
μ
1000 p
470 p
200
1000 p
AUX
1
μ
200
47 k
47 k
To
Q2 gate
0.04
0.04
+
470
μ
(450 V)
3M
VRB2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com