công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2004ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2004ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ULN2004ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2004ADE4 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 26 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com