công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2004ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2004ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ULN2004ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2004ADE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
90%
90%
1.5 V
1.5 V
10%
10%
40 µs
≤10 ns
≤5 ns
VIH
(see Note C)
0 V
VOH
VOL
Input
Output
VOLTAGE WAVEFORMS
200 W
ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI, ULN2004A
ULQ2003A, ULQ2004A
www.ti.com
SLRS027J – DECEMBER 1976 – REVISED JUNE 2010
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
A.
The pulse generator has the following characteristics: PRR = 12.5 kHz, ZO = 50 Ω.
B.
CL includes probe and jig capacitance.
C.
For testing the ULN2003A, ULN2003AI, and ULQ2003A, VIH = 3 V; for the ULN2002A, VIH = 13 V; for the ULN2004A
and the ULQ2004A, VIH = 8 V.
Figure 10. Latch-Up Test Circuit and Voltage Waveforms
Copyright © 1976–2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULN2004A ULQ2003A ULQ2004A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com