công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2004ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2004ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ULN2004ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2004ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ULN2004ADE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Input Voltage – V
TJ = -40°C to 105°C
Maximum
Typical
Conducting Simultaneously
N = Number of Outputs
500
400
300
200
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
600
Duty Cycle - %
0
N = 7
TA = 85°C
N = 5
N = 3
N = 2
N = 6
N = 1
N = 4
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
100
200
300
400
500
Output Current – mA
TJ = -40°C to 105°C
Maximum
Typical
100
150
200
250
300
350
400
450
500
250
350
450
550
650
Input Current – µA
VCE = 2 V
TJ = -40°C to 105°C
Minimum
ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI, ULN2004A
ULQ2003A, ULQ2004A
www.ti.com
SLRS027J – DECEMBER 1976 – REVISED JUNE 2010
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
N PACKAGE
MAXIMUM COLLECTOR CURRENT
MAXIMUM AND TYPICAL INPUT CURRENT
vs
vs
DUTY CYCLE
INPUT VOLTAGE
Figure 15.
Figure 16.
MAXIMUM AND TYPICAL SATURATED VCE
MINIMUM OUTPUT CURRENT
vs
vs
OUTPUT CURRENT
INPUT CURRENT
Figure 17.
Figure 18.
Copyright © 1976–2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Link(s): ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULN2004A ULQ2003A ULQ2004A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com