công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8734 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8734
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 16-Bit, High-Accuracy, 짹16V Output, Serial Input DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DAC8734 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8734 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 41 page
background image
8192
0
65535
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
T =+25 C
°
A
Gain=4
V
=5V
REF
AV
=+15V
DD
AV
= -
SS
15V
Channel0
Channel1
Channel2
Channel3
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
8192
0
65535
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
T
A =+25°C
Gain=4
V
=5V
REF
AV
=+12V
DD
AV
= -
SS
12V
8192
0
65535
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
T
C
A =+25°
Gain=4
V
=5V
REF
AV
=+12V
DD
AV
= -
SS
12V
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
8192
0
65535
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
T
A =+25°C
Gain=4
V
=5V
REF
AV
=+24V
DD
AV
= -
SS
12V
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
8192
0
65535
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
T
A =+25°C
Gain=4
V
=5V
REF
AV
=+24V
DD
AV
= -
SS
12V
DAC8734
www.ti.com .................................................................................................................................................. SBAS465A – MAY 2009 – REVISED SEPTEMBER 2009
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
(All Channels, Bipolar Operation)
Figure 10.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
(Bipolar Operation)
(Bipolar Operation)
Figure 11.
Figure 12.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
(Unipolar 0V to 20V Operation)
(Unipolar 0V to 20V Operation)
Figure 13.
Figure 14.
Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
13
Product Folder Link(s): DAC8734



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com