công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8734 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8734
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 16-Bit, High-Accuracy, 짹16V Output, Serial Input DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DAC8734 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8734 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments DAC8734 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 41 page
background image
MECHANICAL DATA
MTQF019A – JANUARY 1995 – REVISED JANUARY 1998
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PFB (S-PQFP-G48)
PLASTIC QUAD FLATPACK
4073176 / B 10/96
Gage Plane
0,13 NOM
0,25
0,45
0,75
Seating Plane
0,05 MIN
0,17
0,27
24
25
13
12
SQ
36
37
7,20
6,80
48
1
5,50 TYP
SQ
8,80
9,20
1,05
0,95
1,20 MAX
0,08
0,50
M
0,08
0
°–7°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS-026



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com