| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT68F03 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT68F03 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
94 / 139 page ![]() HT66F03/HT66F04/HT68F03/HT68F04 Rev. 1.00 94 April 16, 2010 CCRP Counter overflow CCRP Int. Flag TnPF CCRB Int. Flag TnBF TnON bit Pause Counter Reset TnPAU bit Resume Stop YY XX CCRB Value XX TM Capture Pin YY TnBIO1, TnBIO0 Value 00 - Rising edge 01 - Falling edge 11 - Disable Capture Active edge Active edge XX 10 - Both edges Active edges YY TnBM1, TnBM0 = 01 Time Counter Value ETM CCRB Capture Input Mode Note: 1. TnBM1, TnBM0 = 01 and active edge set by TnBIO1 and TnBIO0 bits 2. TM Capture input pin active edge transfers counter value to CCRB 3. TnCCLR bit not used 4. No output function - TnBOC and TnBPOL bits not used 5. CCRP sets counter maximum value |