công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

09HSI-S043-R0-CHT bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Hirose Electric

tên linh kiện 09HSI-S043-R0-CHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  IT3 Mezzanine Connector (25mm)
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HIROSE [Hirose Electric]
Trang chủ  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

09HSI-S043-R0-CHT bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Hirose Electric

Back Button 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 34Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 35Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 36Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 37Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 38Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 39Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 40Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 41Page - Hirose Electric 09HSI-S043-R0-CHT Datasheet HTML 42Page - Hirose Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 71 page
background image
Signal Integrity Report – IT3 (25mm)
Page 38
Data Rate
(Gbps)
PRE-
CURSOR[1]
MAIN
CURSOR
POST-
CURSOR[1]
3.125
-----
0.8945
-0.1055
5
-----
0.8596
-0.1404
6.25
-0.0478
0.8047
-0.1475
10
-0.0937
0.7275
-0.1788
Table 12 Full channel: optimum tap setting coefficients for center pair 8 of IT3-25mm connector
Figure 64 Base case 1, 2 and full channel eye diagram at receiver input for 3.125Gbps data rate with routing on layer 16 and 14
FEXT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com