công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G74DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G74DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
74LVC1G74_8
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 08 — 3 December 2009
13 of 21
NXP Semiconductors
74LVC1G74
Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
13. Package outline
Fig 11. Package outline SOT505-2 (TSSOP8)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(1)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.00
0.95
0.75
0.38
0.22
0.18
0.08
3.1
2.9
3.1
2.9
0.65
4.1
3.9
0.70
0.35
8
°
0
°
0.13
0.1
0.2
0.5
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
0.47
0.33
SOT505-2
- - -
02-01-16
w M
bp
D
Z
e
0.25
14
8
5
θ
A2
A1
Lp
(A3)
detail X
A
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
2.5
5 mm
0
scale
TSSOP8: plastic thin shrink small outline package; 8 leads; body width 3 mm; lead length 0.5 mm
SOT505-2
1.1
pin 1 index



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com