công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G74DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G74DP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
74LVC1G74_8
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 08 — 3 December 2009
7 of 21
NXP Semiconductors
74LVC1G74
Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
[1]
All typical values are measured at Tamb = 25 °C.
Tamb = −40 °C to +125 °C
VIH
HIGH-level input voltage
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.65
× V
CC
--
V
VCC = 2.3 V to 2.7 V
1.7
-
-
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
2.0
-
-
V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
0.7
× V
CC
--
V
VIL
LOW-level input voltage
VCC = 1.65 V to 1.95 V
-
-
0.35
× V
CC
V
VCC = 2.3 V to 2.7 V
-
-
0.7
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
-
-
0.8
V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
0.3
× V
CC
V
VOH
HIGH-level output voltage VI = VIH or VIL
IO = −100 µA; VCC = 1.65 V to 5.5 V
VCC − 0.1
-
-
V
IO = −4 mA; VCC = 1.65 V
0.95
-
-
V
IO = −8 mA; VCC = 2.3 V
1.7
-
-
V
IO = −12 mA; VCC = 2.7 V
1.9
-
-
V
IO = −24 mA; VCC = 3.0 V
2.0
-
-
V
IO = −32 mA; VCC = 4.5 V
3.4
-
-
V
VOL
LOW-level output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 100 µA; VCC = 1.65 V to 5.5 V
-
-
0.10
V
IO = 4 mA; VCC = 1.65 V
-
-
0.70
V
IO = 8 mA; VCC = 2.3 V
-
-
0.45
V
IO = 12 mA; VCC = 2.7 V
-
-
0.60
V
IO = 24 mA; VCC = 3.0 V
-
-
0.80
V
IO = 32 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.80
V
II
input leakage current
VI = 5.5 V or GND;
VCC = 0 V to 5.5 V
--
±20
µA
IOFF
power-off leakage current VI or VO = 5.5 V; VCC = 0 V
-
-
±20
µA
ICC
supply current
VI = 5.5 V or GND;
VCC = 1.65 V to 5.5 V; IO =0A
--
40
µA
∆ICC
additional supply current
per pin; VI = VCC − 0.6 V; IO = 0 A;
VCC = 2.3 V to 5.5 V
-
-
5000
µA
Table 8.
Static characteristics …continued
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ[1]
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com