công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1707ZKB4 bảng dữ liệu(PDF) 128 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM1707ZKB4
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM1707 ARM Microprocessor
PDF  198 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM1707ZKB4 bảng dữ liệu(HTML) 128 Page - Texas Instruments

Back Button AM1707ZKB4 Datasheet HTML 124Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 125Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 126Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 127Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 128Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 129Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 130Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 131Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 132Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 128 / 198 page
background image
AM1707
SPRS637A – FEBRUARY 2010 – REVISED APRIL 2010
www.ti.com
Table 6-70. ECAPx Configuration Registers
ECAP0
ECAP1
ECAP2
ACRONYM
REGISTER DESCRIPTION
BYTE ADDRESS
BYTE ADDRESS
BYTE ADDRESS
0x01F0 6000
0x01F0 7000
0x01F0 8000
TSCTR
Time-Stamp Counter
0x01F0 6004
0x01F0 7004
0x01F0 8004
CTRPHS
Counter Phase Offset Value Register
0x01F0 6008
0x01F0 7008
0x01F0 8008
CAP1
Capture 1 Register
0x01F0 600C
0x01F0 700C
0x01F0 800C
CAP2
Capture 2 Register
0x01F0 6010
0x01F0 7010
0x01F0 8010
CAP3
Capture 3 Register
0x01F0 6014
0x01F0 7014
0x01F0 8014
CAP4
Capture 4 Register
0x01F0 6028
0x01F0 7028
0x01F0 8028
ECCTL1
Capture Control Register 1
0x01F0 602A
0x01F0 702A
0x01F0 802A
ECCTL2
Capture Control Register 2
0x01F0 602C
0x01F0 702C
0x01F0 802C
ECEINT
Capture Interrupt Enable Register
0x01F0 602E
0x01F0 702E
0x01F0 802E
ECFLG
Capture Interrupt Flag Register
0x01F0 6030
0x01F0 7030
0x01F0 8030
ECCLR
Capture Interrupt Clear Register
0x01F0 6032
0x01F0 7032
0x01F0 8032
ECFRC
Capture Interrupt Force Register
0x01F0 605C
0x01F0 705C
0x01F0 805C
REVID
Revision ID
Table 6-71 shows the eCAP timing requirement and Table 6-72 shows the eCAP switching characteristics.
Table 6-71. Enhanced Capture (eCAP) Timing Requirement
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
tw(CAP)
Capture input pulse width
Asynchronous
2tc(SCO)
cycles
Synchronous
2tc(SCO)
cycles
Table 6-72. eCAP Switching Characteristics
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
tw(APWM)
Pulse duration, APWMx output high/low
20
ns
128
Peripheral Information and Electrical Specifications
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): AM1707



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com