công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1707ZKB4 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM1707ZKB4
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM1707 ARM Microprocessor
PDF  198 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM1707ZKB4 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Texas Instruments

Back Button AM1707ZKB4 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments AM1707ZKB4 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 198 page
background image
OSCOUT
OSCIN
OSCVSS
Clock
Input
toPLL
NC
AM1707
www.ti.com
SPRS637A – FEBRUARY 2010 – REVISED APRIL 2010
Figure 6-7. External 1.2V Clock Source
Table 6-4. OSCIN Timing Requirements
No.
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
fOSCIN
OSCIN frequency range (OSCIN)
12
50
MHz
tc(OSCIN)
Cycle time, external clock driven on OSCIN
20
ns
tw(OSCINH) Pulse width high, external clock on OSCIN
0.4 tc(OSCIN)
ns
tw(OSCINL) Pulse width low, external clock on OSCIN
0.4 tc(OSCIN)
ns
tt(OSCIN)
Transition time, OSCIN
0.25P (1)
ns
tj(OSCIN)
Period jitter, OSCIN
0.02P
ns
(1)
P = the period of the applied signal. Maintaining transition times as fast as possible is recommended to improve noise immunity on input
signals.
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Peripheral Information and Electrical Specifications
47
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): AM1707



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com