công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT82M9AE bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT82M9AE
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB Mouse Encoder 8-Bit MCU
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT82M9AE bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT82M9AE Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT82M9AE Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 46 page
background image
SAW QFN 32 (5
´5mm)
Symbol
Description
Dimensions in mm
W
Carrier Tape Width
12.0
±0.3
P
Cavity Pitch
8.0
±0.1
E
Perforation Position
1.75
±0.10
F
Cavity to Perforation (Width Direction)
5.50
±0.05
D
Perforation Diameter
1.5
+0.1/-0.0
D1
Cavity Hole Diameter
1.50
+0.25/-0.00
P0
Perforation Pitch
4.0
±0.1
P1
Cavity to Perforation (Length Direction)
2.00
±0.05
A0
Cavity Length
5.25
±0.10
B0
Cavity Width
5.25
±0.10
K0
Cavity Depth
1.1
±0.1
t
Carrier Tape Thickness
0.30
±0.05
C
Cover Tape Width
9.3
±0.1
HT82M9AE/HT82M9AA
Rev. 1.90
45
October 21, 2009
P
D 1
W
P 1
P 0
D
E
F
t
K 0
B 0
A 0
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com