công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX6666 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX6666
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Accuracy PWM Output Temperature Sensors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX6666 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Maxim Integrated Products

  MAX6666_09 Datasheet HTML 1Page - Maxim Integrated Products MAX6666_09 Datasheet HTML 2Page - Maxim Integrated Products MAX6666_09 Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products MAX6666_09 Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX6666_09 Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX6666_09 Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX6666_09 Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
High-Accuracy PWM Output Temperature
Sensors
4
_______________________________________________________________________________________
Typical Operating Characteristics (continued)
(VCC = +3.3V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
40ns/div
MAX6666
OUTPUT FALL TIME
MAX6666/7 toc09
1V/div
CLOAD = 100pF
RL = 100k
0
400
200
800
600
1000
1200
MAX6666
OUTPUT RISE AND FALL TIMES
vs. CAPACITIVE LOADS
CLOAD (pF)
0
600
300
900
1200
1500
RISE TIME
FALL TIME
0
0.2
0.1
0.4
0.3
0.6
0.5
0.7
0.9
0.8
1.0
-40
0
20
40
-20
60
80 100 120 140
OUTPUT LOW VOLTAGE
vs. TEMPERATURE
TEMPERATURE (
°C)
ISINK = 5mA
ISINK = 1.5mA
ISINK = 1mA
PIN
NAME
FUNCTION
1DOUT
Digital Output Pin. The pulse width of the output waveform is modulated by the temperature.
2VCC
Supply Voltage
3
GND
Ground
4, 5, 6
I.C.
Internally Connected. Leave I.C. unconnected or connect to GND.
Pin Description
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
-40
0
-20
20
40
60
80 100 120 140
OUTPUT HIGH VOLTAGE
VS.
TEMPERATURE
TEMPERATURE (
°C)
VCC = +3.3V
ISOURCE = 800
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com