công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6457GLFD bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6457GLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  132 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6457GLFD bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6457GLFD Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 132 page
background image
REJ03B0234-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 102 of 129
R32C/157 Group
5. Electrical Characteristics
Note:
1.
This recovery time does not include the period until the main clock oscillator is stabilized. The CPU
starts operating before the oscillator is stabilized.
Figure 5.4
Clock Circuit Timing
Table 5.14
Electrical Characteristics of Clock Circuitry
(VCC = 3.0 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Symbol
Characteristics
Measurement
condition
Value
Unit
Min.
Typ. Max.
trec(WAIT) Recovery time from wait mode to low power mode
225
µs
trec(STOP) Recovery time from stop mode (1)
225
µs
t rec(STOP)
Interrupt for exiting
stop mode
CPU clock
Main clock oscillator
output
On-chip oscillator
output
Sub clock oscillator
output
On-chip oscillator
output
t rec(WAIT)
Interrupt for exiting
wait mode
CPU clock
Recovery time from stop mode
t rec(STOP)
Recovery time from wait mode
to low power mode
t rec(WAIT)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com