công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6457GLFD bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6457GLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  132 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6457GLFD bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6457GLFD Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 46Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp R5F6457GLFD Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 132 page
background image
REJ03B0234-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 45 of 129
R32C/157 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Table 4.26
SFR List (26)
Address
Register
Symbol
Reset Value
044060h
044061h
044062h
044063h
044064h
044065h
044066h
044067h
044068h
044069h
04406Ah
04406Bh
04406Ch
04406Dh External Interrupt Source Select Register 1
IFSR1
XXXX X000b
04406Eh
04406Fh External Interrupt Source Select Register 0
IFSR0
0000 0000b
044070h DMA0 Request Source Select Register 2
DM0SL2
XX00 0000b
044071h DMA1 Request Source Select Register 2
DM1SL2
XX00 0000b
044072h DMA2 Request Source Select Register 2
DM2SL2
XX00 0000b
044073h DMA3 Request Source Select Register 2
DM3SL2
XX00 0000b
044074h
044075h
044076h
044077h
044078h DMA0 Request Source Select Register
DM0SL
XXX0 0000b
044079h DMA1 Request Source Select Register
DM1SL
XXX0 0000b
04407Ah DMA2 Request Source Select Register
DM2SL
XXX0 0000b
04407Bh DMA3 Request Source Select Register
DM3SL
XXX0 0000b
04407Ch
04407Dh Wake-up IPL Setting Register 2
RIPL2
XX0X 0000b
04407Eh
04407Fh Wake-up IPL Setting Register 1
RIPL1
XX0X 0000b
044080h External Interrupt Input Filter Select Register 0
INTF0
0000 0000b
044081h
044082h External Interrupt Input Filter Select Register 1
INTF1
0000 0000b
044083h
044084h External Interrupt Input Filter Select Register 2
INTF2
0000 0000b
044085h
044086h
044087h
044088h External Interrupt Input Pin Select Register
INTSR
0000 0000b
044089h
04408Ah
04408Bh
04408Ch
04408Dh
04408Eh
04408Fh
X: Undefined
Blanks are reserved. No access is allowed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com