công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64112NFB bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64112NFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64112NFB bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64112NFB Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 105 page
background image
REJ03B0227-0110 Rev.1.10 Sep 17, 2009
Page 81 of 99
R32C/111 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 =VCC2 =5V
Switching Characteristics (VCC1 =VCC2 =4.2 to 5.5V, VSS =0V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.36
Serial Interface
Symbol
Characteristic
Measurement
condition
Value
Unit
Min.
Max.
td(C-Q)
TXDi output delay time
Refer to
Figure 5.6
80
ns
th(C-Q)
TXDi output hold time
0ns
Table 5.37
Intelligent I/O
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
td(ISCLK2-TXD)
ISTXD2 output delay time
180
ns
th(ISCLK2-RXD)
ISTXD2 output hold time
0ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com