công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64112NFB bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64112NFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64112NFB bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64112NFB Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 105 page
background image
REJ03B0227-0110 Rev.1.10 Sep 17, 2009
Page 36 of 99
R32C/111 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
4.
Special Function Registers (SFRs)
SFRs are memory-mapped peripheral registers that control the operation of peripherals. Table 4.1 SFR List
(1) to Table 4.24 SFR List (24) list the SFR details.
Table 4.1
SFR List (1)
Address
Register
Symbol
Reset Value
000000h
000001h
000002h
000003h
000004h Clock Control Register
CCR
0001 1000b
000005h
000006h Flash Memory Control Register
FMCR
0000 0001b
000007h Protect Release Register
PRR
00h
000008h
000009h
00000Ah
00000Bh
00000Ch
00000Dh
00000Eh
00000Fh
000010h External Bus Control Register 3/Flash Memory Rewrite Bus
Control Register 3
EBC3/FEBC3
0000h
000011h
000012h Chip Selects 2 and 3 Boundary Setting Register
CB23
00h
000013h
000014h External Bus Control Register 2
EBC2
0000h
000015h
000016h Chip Selects 1 and 2 Boundary Setting Register
CB12
00h
000017h
000018h External Bus Control Register 1
EBC1
0000h
000019h
00001Ah Chip selects 0 and 1 Boundary Setting Register
CB01
00h
00001Bh
00001Ch External Bus Control Register 0/Flash Memory Rewrite Bus
Control Register 0
EBC0/FEBC0
0000h
00001Dh
00001Eh Peripheral Bus Control Register
PBC
0504h
00001Fh
000020h to
00005Fh
X: Undefined
Blanks are reserved. No access is allowed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com