công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE8264E bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE8264E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal System Basis Chip HERMES Rev. 1.0
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE8264E bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE8264E Datasheet HTML 85Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 86Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 87Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 88Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 89Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 90Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 91Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 92Page - Infineon Technologies AG TLE8264E Datasheet HTML 93Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 99 page
background image
Data Sheet
89
Rev. 1.0, 2009-03-31
TLE8264E
Serial Peripheral Interface
Figure 46
SPI Timing Diagram
Note: Numbers in drawing correlate to the last 2 digits of the Pos. number in the Electrical Characteristics table.
15.7.20 Input Signal Rise Time
at pin SDI, CLK and CSN
t
rIN
–
–
50
ns
–
15.7.21 Input Signal Fall Time
at pin SDI, CLK and CSN
t
fIN
–
–
50
ns
–
15.7.22 Delay Time for Mode
Change from Normal
Mode to Sleep Mode
t
fIN
––
10
µs
–
15.7.23 CSN High Time
t
CSN(high)
10
–
–
µs
-
Data Output Timing 1)
15.7.24 SDO Rise Time
t
rSDO
–30
80
ns
CL = 100 pF
15.7.25 SDO Fall Time
t
fSDO
–30
80
ns
CL = 100 pF
15.7.26 SDO Enable Time
t
ENSDO
–
–
50
ns
low impedance
15.7.27 SDO Disable Time
t
DISSDO
–
–
50
ns
high impedance
15.7.28 SDO Valid Time
t
VASDO
–
–
60
ns
CL = 100 pF
1) Not subject to production test; specified by design
15.7
Electrical Characteristics (cont’d)
V
S = 5.5 V to 28 V; Tj = -40 °C to +150 °C; SBC Normal Mode; all voltages with respect to ground; positive current
defined flowing into pin; unless otherwise specified.
Pos.
Parameter
Symbol
Limit Values
Unit
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
CSN
CLK
DI
DO
13
12
not defined
LSB
MSB
Flag
LSB
MSB
15
26
28
18
16
27
23
19
14
17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com