công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IQ36480HPC4FNRS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SynQor Worldwide Headquarters

tên linh kiện IQ36480HPC4FNRS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Half-brick DC-DC Converter
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNQOR [SynQor Worldwide Headquarters]
Trang chủ  http://www.synqor.com
Logo SYNQOR - SynQor Worldwide Headquarters

IQ36480HPC4FNRS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SynQor Worldwide Headquarters

  IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 1Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 2Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 3Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 4Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 5Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 6Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 7Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 8Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPC4FNRS Datasheet HTML 9Page - SynQor Worldwide Headquarters Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
Technical
Specification
IQ36-HPC Family
Product # IQ36xxxHPCxx
Phone 1-888-567-9596
www.synqor.com
Doc.# 005-005024 Rev. A
09/11/08
Page 4
STANDARDSCOMPLIANCE
Parameter
Notes&Conditions
STANDARDSCOMPLIANCE
UL/cUL60950-1
File#E194341,Basicinsulation
EN60950-1
CertifiedbyTUV
NeedleFlameTest(IEC695-2-2)
Testonentireassembly;board&plasticcomponentsUL94V-0compliant
IEC61000-4-2
ESDtest,8kV-NP,15kVair-NP(NormalPerformance)
Note:Anexternalinputfusemustalwaysbeusedtomeetthesesafetyrequirements.ContactSynQorforofficialsafetycertificatesonnew
releasesordownloadfromtheSynQorwebsite.
QUALIFICATIONTESTING
Parameter
#Units TestConditions
QUALIFICATIONTESTING
LifeTest
32
95%ratedVinandload,unitsatderatingpoint,1000hours
Vibration
5
10-55Hzsweep,0.060"totalexcursion,1min./sweep,120sweepsfor3axis
MechanicalShock
5
100gminimum,2dropsinxandyaxis,1dropinzaxis
TemperatureCycling
10
-40°Cto100°C,unittemp.ramp15°C/min.,500cycles
Power/ThermalCycling
5
Toperating=mintomax,Vin=mintomax,fullload,100cycles
DesignMarginality
5
Tmin-10°CtoTmax+10°C,5°Csteps,Vin=mintomax,0-105%load
Humidity
5
85°C,85%RH,1000hours,continuousVinappliedexcept5min/day
Solderability
15pins
MIL-STD-883,method2003



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com