công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDCF2510PW bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CDCF2510PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3-V PHASE-LOCK LOOP CLOCK DRIVER
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CDCF2510PW bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button CDCF2510PW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
CDCF2510
3.3-V PHASE-LOCK LOOP CLOCK DRIVER
SCAS628B – APRIL 1999 REVISED NOVEMBER 1999
10
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL INFORMATION
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040064 / E 08/96
14 PIN SHOWN
Seating Plane
0,05 MIN
1,20 MAX
1
A
7
14
0,19
4,50
4,30
8
6,20
6,60
0,30
0,75
0,50
0,25
Gage Plane
0,15 NOM
0,65
M
0,10
0
°–8°
0,10
PINS **
A MIN
A MAX
DIM
2,90
3,10
8
4,90
5,10
14
6,60
6,40
4,90
5,10
16
7,70
20
7,90
24
9,60
9,80
28
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com