công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDCF2510PW bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CDCF2510PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3-V PHASE-LOCK LOOP CLOCK DRIVER
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CDCF2510PW bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button CDCF2510PW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
CDCF2510
3.3-V PHASE-LOCK LOOP CLOCK DRIVER
SCAS628B – APRIL 1999 REVISED NOVEMBER 1999
8
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 6
STATIC PHASE ERROR
vs
CLOCK FREQUENCY
50
60
70
80
90
100 110
120
fc – Clock Frequency – MHz
–100
–150
–250
–300
–350
–400
–200
–50
0
–450
–500
VCC = 3.3 V
C(LY) = 25 pF
C(LF) = 12 pF
TA = 25°C
See Note A
130
140
Figure 7
300
250
200
0
50
60
70
80
90
100 110
120 130 140
150
100
50
Cycle to Cycle
Peak to Peak
fc – Clock Frequency – MHz
VCC = 3.3 V
C(LY) = 25 pF
C(LF) = 12 pF
TA = 25°C
See Notes A and B
JITTER
vs
CLOCK FREQUENCY
NOTES: A. Trace feedback length FBOUT to FBIN = 5 mm, ZO = 50 Ω
B. Phase error measured from CLK to FBIN
C. CLY = Lumped capacitive load at Y
D. CLF = Lumped feedback capacitance at FBIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com