công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDCF2510PW bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CDCF2510PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3-V PHASE-LOCK LOOP CLOCK DRIVER
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CDCF2510PW bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button CDCF2510PW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CDCF2510PW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
CDCF2510
3.3-V PHASE-LOCK LOOP CLOCK DRIVER
SCAS628B – APRIL 1999 REVISED NOVEMBER 1999
9
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 8
ANALOG SUPPLY CURRENT
vs
CLOCK FREQUENCY
12
10
6
4
2
0
8
10
30
50
70
90
110
130
150
14
16
AVCC = VCC = 3.465 V
Bias = 0/3 V
C(LY) = 25 pf
C(LF) = 0
TA = 25°C
See Notes A and B
fc – Clock Frequency – MHz
Figure 9
SUPPLY CURRENT
vs
CLOCK FREQUENCY
250
150
100
50
0
200
10
30
50
70
90
110
130
150
fc – Clock Frequency – MHz
300
AVCC = VCC = 3.465 V
Bias = 0/3 V
C(LY) = 25 pf
C(LF) = 0
TA = 25°C
See Notes A and B
NOTES: A. C(LY) = Lumped capacitive load at Y
B. C(LF) = Lumped feedback capacitance at FBIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com