công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT1787HVCMS8 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Linear Technology

tên linh kiện LT1787HVCMS8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, High Side Current Sense Amplifiers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LT1787HVCMS8 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Linear Technology

Back Button LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LT1787HVCMS8 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
15
LT1787/LT1787HV
1787fc
PACKAGE DESCRIPTION
S8 Package
8-Lead Plastic Small Outline (Narrow 0.150)
(LTC DWG # 05-08-1610)
Information furnished by Linear Technology Corporation is believed to be accurate and reliable.
However, no responsibility is assumed for its use. Linear Technology Corporation makes no represen-
tation that the interconnection of its circuits as described herein will not infringe on existing patent rights.
.016 – .050
(0.406 – 1.270)
.010 – .020
(0.254 – 0.508)
× 45°
0
°– 8° TYP
.008 – .010
(0.203 – 0.254)
SO8 0303
.053 – .069
(1.346 – 1.752)
.014 – .019
(0.355 – 0.483)
TYP
.004 – .010
(0.101 – 0.254)
.050
(1.270)
BSC
1
2
3
4
.150 – .157
(3.810 – 3.988)
NOTE 3
8
7
6
5
.189 – .197
(4.801 – 5.004)
NOTE 3
.228 – .244
(5.791 – 6.197)
.245
MIN
.160
±.005
RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT
.045
±.005
.050 BSC
.030
±.005
TYP
INCHES
(MILLIMETERS)
NOTE:
1. DIMENSIONS IN
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. THESE DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.
MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .006" (0.15mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com