công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89LPC954 bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89LPC954
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 10-bit ADC
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

P89LPC954 bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89LPC954 Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors P89LPC954 Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 69 page
background image
P89LPC952_954_4
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 24 July 2008
59 of 69
NXP Semiconductors
P89LPC952/954
8-bit microcontroller with 10-bit ADC
11.2 ISP entry mode
Fig 23. SPI slave timing (CPHA = 1)
002aaa911
TSPICYC
tSPICLKH
tSPICLKH
tSPICLKL
tSPILEAD
tSPICLKL
tSPILAG
tSPIDSU
tSPIDSU
tSPIDSU
tSPIDH
tSPIDH
tSPIR
tSPIR
tSPIR
tSPIA
tSPIOH
tSPIOH
tSPIOH
tSPIDIS
slave MSB/LSB out
not defined
MSB/LSB in
LSB/MSB in
slave LSB/MSB out
tSPIDV
tSPIDV
tSPIDV
tSPIR
tSPIF
tSPIF
SS
SPICLK
(CPOL = 0)
(input)
SPICLK
(CPOL = 1)
(input)
MISO
(output)
MOSI
(input)
Table 14.
Dynamic characteristics, ISP entry mode
VDD = 2.4 V to 3.6 V, unless otherwise specified.
Tamb = −40 °C to +85 °C for industrial applications, unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
tVR
VDD active to RST active delay time pin RST
50
-
-
µs
tRH
RST HIGH time
pin RST
1
-
32
µs
tRL
RST LOW time
pin RST
1
-
-
µs
Fig 24. ISP entry waveform
002aaa912
VDD
RST
tRL
tVR
tRH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com