công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6TPE330ML bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 6TPE330ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Synchronous, Step-Down Controller with Out-of-Audio??Operation and 100-mA LDOs for Notebook System Power
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

6TPE330ML bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button 6TPE330ML Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 33 page
background image
VOUT1 (200mV/div)
VREG5 (200mV/div)
VOUT2 (200mV/div)
VREG3 (200mV/div)
ENC (10 V/div)
V
OUT2 (2 V/div)
PGOOD (5 V/div)
DRVL2 (5 V/div)
ENC (10 V/div)
V
OUT1 (2 V/div)
PGOOD (5 V/div)
DRVL1 (5 V/div)
TPS51123
www.ti.com ........................................................................................................................................................................................... SLUS890 – DECEMBER 2008
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
5-V Switchover Waveforms
3.3-V Switchover Waveforms
Figure 32.
Figure 33.
5-V Soft-stop Waveforms
3.3-V Soft-stop Waveforms
Figure 34.
Figure 35.
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
17
Product Folder Link(s): TPS51123



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com