công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6TPE330ML bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 6TPE330ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Synchronous, Step-Down Controller with Out-of-Audio??Operation and 100-mA LDOs for Notebook System Power
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

6TPE330ML bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button 6TPE330ML Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments 6TPE330ML Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 33 page
background image
SWITCHINGFREQUENCY
vs
OUTPUTCURRENT
0
100
200
300
400
500
0.001
0.01
0.1
1
10
I
OUT -OutputCurrent- A
TONSEL =GND
CH2 Auto-skip
CH2OOA
CH2PWMOnly
CH1PWMOnly
CH1 Auto-skip
CH1OOA
SWITCHINGFREQUENCY
vs
INPUTVOLTAGE
0
100
200
300
400
500
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
V
IN -InputVoltage-V
TONSEL =5V
CH1
CH2
SWITCHINGFREQUENCY
vs
OUTPUTCURRENT
0
100
200
300
400
500
0.001
0.01
0.1
1
10
I
OUT -OutputCurrent- A
TONSEL =3.3V
CH2 Auto-skip
CH2OOA
CH2PWMOnly
CH1PWMOnly
CH1 Auto-skip
CH1OOA
SWITCHINGFREQUENCY
vs
OUTPUTCURRENT
0
100
200
300
400
500
0.001
0.01
0.1
1
10
I
OUT -OutputCurrent- A
TONSEL =2V
CH2 Auto-skip
CH2OOA
CH2PWMOnly
CH1PWMOnly
CH1 Auto-skip
CH1OOA
TPS51123
SLUS890 – DECEMBER 2008 ........................................................................................................................................................................................... www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Figure 13.
Figure 14.
Figure 15.
Figure 16.
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TPS51123



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com