công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TEA2028 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TEA2028
Giải thích chi tiết về linh kiện  APPLICATION NOTE
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TEA2028 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics

Back Button TEA2028 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics TEA2028 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 47 page
background image
VIII.6.3 - Frame safety
In case of failure in the loop, the thyristor may
remain turned-off while the inverse parallel-con-
nected diode conducts. This will result in a haz-
ardeous situation where the voltage across the
coupling capacitor ”CP” will reach an excessively
high value.
To avoid such situation, the voltage at point (a)
should be applied to the ”Safety” input Pin 28 after
it has gone through the matching network ”R4, R5”.
VIII.7 - Frame Scanning in Class B with Flyback Generator
VIII.7.1 - Application diagram
12
3
4
1
2
3
4
5
6
7
TDA8172
1N4001
100
µF
+24V
TEA2029C
(Pin 14)
10k
Ω
15nF
150k
Ω
680k
Ω
470k
Ω
200V
5
Frame Sawtooth
10k
Ω
+12V
N.C.
15k
Ω
Frame
Yoke
32mH
15
Ω
0.7App
Vertical
Phase
Shift
Vertical Amplitude
Adjust
TEA2029C
Figure 92
TEA2028 - TEA2029 APPLICATION NOTE
45/46



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com