công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 561 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 561 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 557Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 558Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 559Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 560Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 561Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 562Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 565Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 561 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 527 of 544
22.5
Flash Memory Characteristics
Table 22.12 shows the flash memory characteristics.
Table 22.12 Flash Memory Characteristics
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, Ta = –20 to +75°C
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Condition
Programming time*
1, *2,*4
t
P
—
10
200
ms/
128
bytes
Erase time*
1, *3,*6
t
E
—
100
1200
ms/
block
Reprogramming count
N
WEC
—
—
100
times
Wait time after
SWE-bit setting*
1
x
1
—
—
µs
Wait time after
PSU-bit setting*
1
y
50
—
—
µs
z1
28
30
32
µs
1
≤ n ≤ 6
z2
198
200
202
µs
7
≤ n ≤ 1000
Wait time after
P-bit setting*
1, *4
z3
8
10
12
µs
Additional
write
Wait time after
P-bit clear*
1
α
5
—
—
µs
Wait time after
PSU-bit clear*
1
β
5
—
—
µs
Wait time after
PV-bit setting*
1
γ
4
—
—
µs
Wait time after
dummy write*
1
ε
2
—
—
µs
Wait time after
PV-bit clear*
1
η
2
—
—
µs
Wait time after
SWE-bit clear*
1
θ
100
—
—
µs
Programming
Maximum
programming
count*
1, *4,*5
N
—
—
1000
times



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com