công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 563 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 563 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 559Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 560Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 561Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 562Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 565Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 566Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 567Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 563 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 529 of 544
22.6
Usage Note
The method of connecting an external capacitor is shown in figure 22.4. Connect the system
power supply to the VCL pin together with the VCC pins.
VCL
VSS
0.01 µF
10 µF
Bypass
capacitor
Vcc power supply
< Vcc = 3.0 V to 3.6 V >
Connect the Vcc power supply to the chip's VCL pin in the same way as
the VCC pins.
It is recommended that a bypass capacitor be connected to the power
supply pins. (Values are reference values.)
Figure 22.4 Connection of VCL Capacitor
22.7
Timing Chart
22.7.1
Clock Timing
The clock timings are shown below.
t
CH
t
cyc
t
Cf
t
CL
t
Cr
φ
Figure 22.5 System Clock Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com