công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8/3028 bảng dữ liệu(PDF) 200 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8/3028
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8 Family/H8/300H Series
PDF  923 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8/3028 bảng dữ liệu(HTML) 200 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8/3028 Datasheet HTML 196Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 197Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 198Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 199Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 200Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 201Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 202Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 203Page - Renesas Technology Corp H8/3028 Datasheet HTML 204Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 200 / 923 page
background image
Rev. 2.00, 09/03, page 170 of 890
• Figure 6.33 shows typical interconnections when using two 4-Mbit DRAMs, and the
corresponding address map. The DRAMs used in this example are of the 9-bit row address
×
10-bit column address type. In this example, upper address decoding allows multiple DRAMs
to be connected to a single area. The
RFSH pin is used in this case, since both DRAMs must
be refreshed simultaneously. However, note that RAS down mode cannot be used in this
interconnection example.
CS
2 (RAS2)
RD (WE)
A9-A1
D15-D0
A8-A0
D15-D0
PB4 (UCAS)
PB5 (LCAS)
RAS
WE
UCAS
LCAS
A8-A0
D15-D0
RAS
WE
UCAS
LCAS
No.1
No.2
OE
OE
DRAM (No.1)
H'400000
H'47FFFE
H'480000
H'4FFFFE
H'500000
H'5FFFFE
DRAM (No.2)
Not used
(a) Interconnections (example)
CS
2 (RAS2)
PB4
(UCAS)
PB5
(LCAS)
15
0
7
8
Area 2
16-Mbyte mode
(b) Address map
H8/3028 Group chip
2-
CAS 4-Mbit DRAM
9-bit row address
× 9-bit column address
× 16-bit organization
RFSH
A19
Figure 6.33 Interconnections and Address Map for 2-CAS 4-Mbit DRAMs with
×××× 16-Bit
Organization



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com