công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 942 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 942 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 938Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 939Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 944Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 945Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 946Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 942 / 1038 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 894 of 986
REJ09B0098-0300
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
System control register
SYSCR
8
H'FFC4
SYSTEM
8
2
Mode control register
MDCR
8
H'FFC5
SYSTEM
8
2
Bus control register
BCR
8
H'FFC6
BSC
8
2
Wait state control register
WSCR
8
H'FFC7
BSC
8
2
Timer control register _0
TCR_0
8
H'FFC8
TMR_0
8
2
Timer control register_1
TCR_1
8
H'FFC9
TMR_1
8
2
Timer control/status register_0
TCSR_0
8
H'FFCA
TMR_0
8
2
Timer control/status register_1
TCSR_1
8
H'FFCB
TMR_1
16
2
Time constant register A_0
TCORA_0
8
H'FFCC
TMR_0
16
2
Time constant register A_1
TCORA_1
8
H'FFCD
TMR_1
16
2
Time constant register B_0
TCORB_0
8
H'FFCE
TMR_0
16
2
Time constant register B_1
TCORB_1
8
H'FFCF
TMR_1
16
2
Timer counter_0
TCNT_0
8
H'FFD0
TMR_0
16
2
Timer counter_1
TCNT_1
8
H'FFD1
TMR_1
16
2
PWM output enable register B
PWOERB
8
H'FFD2
PWM
8
2
PWM data polarity register B
PWDPRB
8
H'FFD4
PWM
8
2
PWM register select
PWSL
8
H'FFD6
PWM
8
2
PWM data register 15 to 8
PWDR 15 to 8
8
H'FFD7
PWM
8
2
I2C bus control register_0
ICCR_0
8
H'FFD8
IIC_0
8
2
I2C bus status register_0
ICSR_0
8
H'FFD9
IIC_0
8
2
I2C bus data register_0
ICDR_0
8
H'FFDE
IIC_0
8
2
Second slave address register_0
SARX_0
8
H'FFDE
IIC_0
8
2
I2C bus mode register_0
ICMR_0
8
H'FFDF
IIC_0
8
2
Slave address register_0
SAR_0
8
H'FFDF
IIC_0
8
2
A/D data register AH
ADDRAH
8
H'FFE0
A/D
Converter
8
2
A/D data register AL
ADDRAL
8
H'FFE1
A/D
Converter
8
2
A/D data register BH
ADDRBH
8
H'FFE2
A/D
Converter
8
2
A/D data register BL
ADDRBL
8
H'FFE3
A/D
Converter
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com